| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U385CG Datasheet(PDF) 74 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U385CG Datasheet(HTML) 74 Page - STMicroelectronics |
|
74 / 224 page ![]() Pin number Alternate functions Additional functions - - - - - - K4 - - - - - - - - PG5 I/O FT_hs (6) SPI1_NSS(boot(5)), LPUART1_CTS, OCTOSPI1_IO1, EVENTOUT - - - - - - - J1 - - - - - - - - PG6 I/O FT_hs (6) OCTOSPI1_DQS, I2C3_SMBA, SPI1_RDY, LPUART1_RTS/ LPUART1_DE, EVENTOUT - - - - - - - J3 - - - - - - - - PG7 I/O FT_fhs (6) SAI1_CK1, I2C3_SCL, I3C1_SCL, LPUART1_TX, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - - - - - - J5 - - - - - - - - PG8 I/O FT_fhs (6) I2C3_SDA, I3C1_SDA, LPUART1_RX, OCTOSPI1_IO2, EVENTOUT - - - - - - - H2 - - - - - - - - VSS S - - - - - - - - - - G1 - - - - - - - - VDDIO2 S - - - - - - - 37 F8 H2 - 63 H12 - - 37 F6 63 E12 PC6 I/O FT_ha - PWR_CSLEEP, TIM3_CH1, SDMMC1_D0DIR, TSC_G4_IO1, OCTOSPI1_IO3, SDMMC1_D6, EVENTOUT - - - - 38 E7 G3 - 64 G11 - - 38 E7 64 E11 PC7 I/O FT_ha - TIM3_CH2, SDMMC1_D123DIR, TSC_G4_IO2, SDMMC1_D7, LPTIM2_CH2, EVENTOUT - - - - 39 E8 G1 - 65 G12 - - 39 E8 65 E10 PC8 I/O FT_ha - PWR_CSTOP, TIM3_CH3, TSC_G4_IO3, SDMMC1_D0, LPTIM3_CH1, EVENTOUT - - - - 40 D8 F2 - 66 F11 - - 40 D8 66 D12 PC9 I/O FT_ha - TRACED0, TIM3_CH4, TSC_G4_IO4, USB_NOE, SDMMC1_D1, LPTIM3_CH2, EVENTOUT - 29 29 H2 41 D7 H4 H6 67 F12 18 29 41 D7 67 D11 PA8 I/O FT_h - MCO, TIM1_CH1, SAI1_CK2, SPI1_RDY, USART1_CK, MCO2, TRACECLK, SAI1_SCK_A, LPTIM2_CH1, EVENTOUT - 30 30 G3 42 D6 G5 G3 68 E11 19 30 42 C7 68 D10 PA9 I/O FT - MCO, TIM1_CH2, SPI2_SCK, USART1_TX(boot), LPUART1_TX, SAI1_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - |