Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

XC6201P291ML Datasheet(PDF) 14 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6201P291ML
Descripción Electrónicos  Positive Voltage Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P291ML Datasheet(HTML) 14 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P291ML Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
XC6201 Series
198
3
XC6201P502
4.2
4.4
4.8
4.8
5.0
5.2
4.5
5.0
5.5
Input Voltage:VIN(V)
IOUT=0mA
1mA
10mA
40mA
CIN=CL=1.0
µF(tantalum)
XC6201P502
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
67
8
9
10
Input Voltage:VIN(V)
CIN=CL=1.0
µF(tantalum)
IOUT=0mA
1mA
10mA
40mA
(2) OUTPUT VOLTAGE vs. INPUT VOLTAGE
03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 198



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com