Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

XC6201P291ML Datasheet(PDF) 20 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6201P291ML
Descripción Electrónicos  Positive Voltage Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P291ML Datasheet(HTML) 20 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P291ML Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6201P291ML Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
XC6201 Series
204
3
(7) INPUT TRANSIENT RESPONSE
XC6201P272
0.7
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
Time (1msec/div)
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
Output Voltage
Input Voltage
VIN=3.7V,IOUT=40mA
CIN=CL=1.0
µF(tantalum)
XC6201P332
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
Time (1msec/div)
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
Output Voltage
Input Voltage
VIN=4.3V,IOUT=40mA
CIN=CL=1.0
µF(tantalum)
XC6201P502
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Time (1msec/div)
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
Output Voltage
Input Voltage
VIN=6.0V,IOUT=40mA
CIN=CL=1.0
µF(tantalum)
-0.7
0.3
1.3
2.3
3.3
4.3
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
Input Voltage
Output Voltage
XC6201P132
Time(1msec/div)
VIN=2.3V, IOUT=40mA
CIN=1.0
µF, CL=2.2µF(tantalum)
-0.2
0.8
1.8
2.8
3.8
4.8
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
Input Voltage
Output Voltage
XC6201P182
Time(1msec/div)
VIN=2.8V, IOUT=40mA
CIN=1.0
µF, CL=2.2µF(tantalum)
03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 204



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com