| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
XC6201P291ML Datasheet(PDF) 5 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC6201P291ML Datasheet(HTML) 5 Page - Torex Semiconductor |
|
5 / 22 page ![]() XC6201 Series 189 3 ■Marking GSOT-89, SOT-25 qwer SOT-89 SOT-25 q Represents the product name SYMBOL PRODUCT NAME 1 XC6201PXXXXX w Represents the type of regulator VOLTAGE(V) 0.1∼3.0 3.1∼6.0 6.1∼9.0 SYMBOL 5 6 7 e Represents the Output Voltage SYMBOL OUTPUT VOLTAGE (V) SYMBOL OUTPUT VOLTAGE (V) 0 3.1 F 4.6 1 3.2 H 1.7 4.7 2 3.3 K 1.8 4.8 3 3.4 L 1.9 4.9 4 3.5 M 2.0 5.0 5 3.6 N 2.1 5.1 6 3.7 P 2.2 5.2 7 3.8 R 2.3 5.3 8 3.9 S 2.4 5.4 9 4.0 T 2.5 5.5 A 4.1 U 2.6 5.6 B 4.2 V 2.7 5.7 C 4.3 X 2.8 5.8 D 4.4 Y 2.9 5.9 E − − − − − − − − − − − − 1.3 1.4 1.5 − 1.6 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 4.5 Z 3.0 6.0 r Represents the assembly lot no. 0∼9, A∼Z repeated (G, I, J, O, Q, W excepted) 03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 189 |