| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U575VG Datasheet(PDF) 120 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U575VG Datasheet(HTML) 120 Page - STMicroelectronics |
|
120 / 329 page ![]() - - B10 - H9 129 - - - - H9 130 - VSS S - - - - - - A11 - D8 130 A6 - - - D8 131 A6 VDDIO2 S - - - - - ---- 131 A5 - - - B4 132 A5 PG15 I/O FT_hs - LPTIM1_CH1, I2C1_SMBA, OCTOSPIM_P2_DQS, DCMI_D13/PSSI_D13, EVENTOUT - 39 55 D10 89 C6 132 D6 39 55 89 C6 133 D6 PB3 (JTDO/TRACES WO) I/O FT_fa - JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, LPTIM1_CH1, ADF1_CCK0, I2C1_SDA, SPI1_SCK, SPI3_SCK, USART1_RTS_DE, CRS_SYNC, LPGPIO1_P11, SDMMC2_D2, SAI1_SCK_B, EVENTOUT COMP2_ INM2 40 56 C11 90 B6 133 B6 40 56 90 B6 134 B6 PB4 (NJTRST) I/O FT_fa (5) NJTRST, LPTIM1_CH2, TIM3_CH1, ADF1_SDI0, I2C3_SDA, SPI1_MISO, SPI3_MISO, USART1_CTS, UART5_RTS_DE, TSC_G2_IO1, DCMI_D12/PSSI_D12, LPGPIO1_P12, SDMMC2_D3, SAI1_MCLK_B, TIM17_BKIN, EVENTOUT COMP2_ INP1 41 57 D12 91 D6 134 C6 41 57 91 D6 135 C6 PB5 I/O FT_ havd - LPTIM1_IN1, TIM3_CH2, OCTOSPIM_P1_NCLK, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI(boot), USART1_CK, UART5_CTS, TSC_G2_IO2, DCMI_D10/PSSI_D10, COMP2_OUT, SAI1_SD_B, TIM16_BKIN, EVENTOUT UCPD1_ DBCC1, WKUP6 Table 26. STM32U575xx pin definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |