Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SC515846 Datasheet(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

No. de pieza SC515846
Descripción Electrónicos  Device User Guide
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

SC515846 Datasheet(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button SC515846 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc SC515846 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 140 page
background image
Device User Guide — 9S12DT128DGV2/D V02.17
7
Freescale Semiconductor
Table of Contents
Section 1 Introduction
1.1
Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3
Modes of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4
Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5
Device Memory Map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.5.1
Detailed Register Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6
Part ID Assignments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Section 2 Signal Description
2.1
Device Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2
Signal Properties Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3
Detailed Signal Descriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.1
EXTAL, XTAL — Oscillator Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.2
RESET — External Reset Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.3
TEST — Test Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.4
XFC — PLL Loop Filter Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.5
BKGD / TAGHI / MODC — Background Debug, Tag High, and Mode Pin . . . . . 64
2.3.6
PAD[15] / AN1[7] / ETRIG1 — Port AD Input Pin [15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.7
PAD[14:8] / AN1[6:0] — Port AD Input Pins [14:8]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.8
PAD[7] / AN0[7] / ETRIG0 — Port AD Input Pin [7] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.9
PAD[6:0] / AN0[6:0] — Port AD Input Pins [6:0]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.10
PA[7:0] / ADDR[15:8] / DATA[15:8] — Port A I/O Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.11
PB[7:0] / ADDR[7:0] / DATA[7:0] — Port B I/O Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.12
PE7 / NOACC / XCLKS — Port E I/O Pin 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.13
PE6 / MODB / IPIPE1 — Port E I/O Pin 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.14
PE5 / MODA / IPIPE0 — Port E I/O Pin 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.15
PE4 / ECLK — Port E I/O Pin 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.16
PE3 / LSTRB / TAGLO — Port E I/O Pin 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.17
PE2 / R/W — Port E I/O Pin 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.18
PE1 / IRQ — Port E Input Pin 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.19
PE0 / XIRQ — Port E Input Pin 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.20
PH7 / KWH7 — Port H I/O Pin 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com