| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN4228 Datasheet(PDF) 72 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 Datasheet(HTML) 72 Page - STMicroelectronics |
|
72 / 90 page ![]() Firmware migration using the library AN4228 72/90 DocID024110 Rev 5 Table 29. STM32F10x and STM32F3xx USART driver API correspondence STM32F10x USART driver API STM32F3xx USART driver API void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx); void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx); void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct); void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct); void USART_StructInit(USART_InitTypeDef* USART_InitStruct); void USART_StructInit(USART_InitTypeDef* USART_InitStruct); void USART_ClockInit(USART_TypeDef* USARTx, USART_ClockInitTypeDef* USART_ClockInitStruct); void USART_ClockInit(USART_TypeDef* USARTx, USART_ClockInitTypeDef* USART_ClockInitStruct); void USART_ClockStructInit(USART_ClockInitTypeDef* USART_ClockInitStruct); void USART_ClockStructInit(USART_ClockInitTypeDef* USART_ClockInitStruct); void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_DirectionModeCmd(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_DirectionMode, FunctionalState NewState); void USART_SetPrescaler(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t USART_Prescaler); void USART_SetPrescaler(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t USART_Prescaler); void USART_OverSampling8Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); void USART_OverSampling8Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); void USART_OneBitMethodCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); void USART_OneBitMethodCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_MSBFirstCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_DataInvCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_InvPinCmd(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_InvPin, FunctionalState NewState); NA void USART_SWAPPinCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_ReceiverTimeOutCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_SetReceiverTimeOut(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_ReceiverTimeOut); |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |