| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN4228 Datasheet(PDF) 75 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 Datasheet(HTML) 75 Page - STMicroelectronics |
|
75 / 90 page ![]() DocID024110 Rev 5 75/90 AN4228 Firmware migration using the library 89 void USART_DMACmd(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_DMAReq, FunctionalState NewState); void USART_DMACmd(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_DMAReq, FunctionalState NewState); void USART_DMAReceptionErrorConfig(USART_TypeD ef* USARTx, uint32_t USART_DMAOnError); void USART_DMAReceptionErrorConfig(USART_TypeD ef* USARTx, uint32_t USART_DMAOnError); void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState); void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_IT, FunctionalState NewState); NA void USART_RequestCmd(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_Request, FunctionalState NewState); NA void USART_OverrunDetectionConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_OVRDetection); FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_FLAG); void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_FLAG); ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_IT); ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_IT); void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_IT); void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_IT); Table 29. STM32F10x and STM32F3xx USART driver API correspondence (continued) STM32F10x USART driver API STM32F3xx USART driver API Color key: = New function = Same function, but API was changed = Function not available (NA) |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |