| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN4228 Datasheet(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 Datasheet(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 90 page ![]() Peripheral migration AN4228 16/90 DocID024110 Rev 5 CEC APB1 0x4000 7800 APB1 0x4000 7800 APB1 0x4000 7800 DAC/DAC1 0x4000 7400 0x4000 7400 0x400 07400 DAC2 NA 0x4000 9800 NA I2S2ext APB1 0x4000 3400 APB1 NA APB1 NA TIM14 APB1 NA APB1 0x4000 2000 NA NA TIM18 NA 0x4000 9C00 NA NA FSMC Registers NA NA NA NA AHB 0xA000 0000 USB OTG FS NA NA NA NA 0x5000 0000 ETHERNET MAC NA NA NA NA 0x4002 8000 SDIO NA NA NA NA 0x4001 8000 TIM20 APB2 0x4001 5000 NA NA NA NA SPI4 APB2 0x4001 3C00 NA NA NA NA I2C3 APB1 0x4000 7800 NA NA NA NA TIM11 NA NA NA NA APB2 0x40015 400 TIM10 NA NA NA NA 0x40015 000 TIM9 NA NA NA NA 0x40014 C00 TIM8 APB2 0x4001 3400 NA NA 0x40013 400 Table 8. IP bus mapping differences between STM32F3 and STM32F1 series(1) (continued) Peripheral STM32F30xx STM32F37x STM32F1 series Bus Base address Bus Base address Bus Base address |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |