| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN4228 Datasheet(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 Datasheet(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 90 page ![]() Firmware migration using the library AN4228 48/90 DocID024110 Rev 5 NA NA void ADC_SelectCalibrationMode(ADC_ TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_CalibrationMode); FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_ TypeDef* ADCx); FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_Ty peDef* ADCx); FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_Ty peDef* ADCx); NA NA void ADC_DisableCmd(ADC_TypeDef* ADCx); NA NA FlagStatus ADC_GetDisableCmdStatus(ADC_ TypeDef* ADCx); NA NA void ADC_VoltageRegulatorCmd(ADC_ TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState); NA NA void ADC_SelectDifferentialMode(ADC_ TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, FunctionalState NewState); NA NA void ADC_SelectQueueOfContextMode( ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState); NA NA void ADC_AutoDelayCmd(ADC_TypeDe f* ADCx, FunctionalState NewState); void ADC_ResetCalibration(ADC_Typ eDef* ADCx); void ADC_ResetCalibration(ADC_Type Def* ADCx); NA Table 23. STM32F10x and STM32F3xx ADC driver API correspondence (continued) STM32F10x ADC driver API STM32F37x ADC driver API STM32F30x ADC driver API |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |