| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32WBA63CII7TR Datasheet(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WBA63CII7TR Datasheet(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 185 page ![]() - - - - - - H5 H5 PD0 I/O FT_a - SPI2_NSS, TSC_G8_IO3, EVENTOUT - - - - - - - J5 J5 PD15 I/O FT_a - TSC_G8_IO4, TIM4_CH4, EVENTOUT - - - - - - - K5 K5 PG15 I/O FT_hs - LPTIM1_CH1, I2C1_SMBA, EVENTOUT - - - - - - - L5 L5 PG14 I/O FT_hfs - LPTIM1_CH2, I2C1_SCL, EVENTOUT - - - - - - - H6 H6 VDDIO2 S - - - - - - - - K7 K7 G6 G6 VSS S - - - - - - - - - - J6 J6 PG13 I/O FT_hfs - I2C1_SDA, SPI3_RDY, USART1_CK, EVENTOUT - - - - - - - L6 L6 PG12 I/O FT_hs - LPTIM1_ETR, SPI3_NSS, USART1_RTS_DE, SAI1_SD_A, EVENTOUT - - - - - - - K6 K6 PG11 I/O FT_hs - LPTIM1_IN2, SPI3_MOSI, USART1_CTS, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - - - - - - G5 G5 PG10 I/O FT_hs - LPTIM1_IN1, SPI3_MISO, USART1_RX, SAI1_FS_A, EVENTOUT - - - - --- J7 J7 PG9 I/O FT_hs - SPI3_SCK, USART1_TX, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - - - - - - - K7 K7 PG8 I/O FT_hfs - I2C3_SDA, LPUART1_RX, EVENTOUT - - - - - - - L7 L7 PG7 I/O FT_hfs - SAI1_CK1, I2C3_SCL, LPUART1_TX, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - - - - - - H7 H7 PG6 I/O FT_hs - I2C3_SMBA, SPI1_RDY, LPUART1_RTS_DE, EVENTOUT - - - - - - - G7 G7 PG5 I/O FT_hs - SPI1_NSS, LPUART1_CTS, SAI1_SD_B, EVENTOUT - - - - - - - L8 L8 PG4 I/O FT_hs - SPI1_MOSI, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - Table 23. Device pin definitions (continued) Pin number Name (function after reset) Alternate functions Additional functions |