Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7290B Datasheet(PDF) 9 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7290B
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7290B Datasheet(HTML) 9 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7290B Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 13Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
DIO7290B, V1.2, May 2023
www.dioo.com
© 2023 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD.
6
CL = 1 μF
55
CL = 3.3 μF
99
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
229
µs
CL = 1 μF
226
CL = 3.3 μF
221
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
21
µs
CL = 1 μF
210
CL = 3.3 μF
563
VIN = 4.2 V
tON
Turn-on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
219
µs
CL = 1 μF
230
CL = 3.3 μF
238
tOFF
Turn-off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
9
µs
CL = 1 μF
56
CL = 3.3 μF
85
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
219
µs
CL = 1 μF
211
CL = 3.3 μF
207
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
21
µs
CL = 1 μF
210
CL = 3.3 μF
499
VIN = 5.0 V
tON
Turn-on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
193
µs
CL = 1 μF
202
CL = 3.3 μF
209
tOFF
Turn-off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
8
µs
CL = 1 μF
48
CL = 3.3 μF
69
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
209
µs
CL = 1 μF
205
CL = 3.3 μF
197
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
20
µs
CL = 1 μF
202
CL = 3.3 μF
465
Note: 2.Specifications subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com