Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DIO7290B Datasheet(PDF) 8 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

No. de pieza DIO7290B
Descripción Electrónicos  Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low RON Load Switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Página de inicio  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7290B Datasheet(HTML) 8 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7290B Datasheet HTML 4Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 5Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 6Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7290B Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
DIO7290B, V1.2, May 2023
www.dioo.com
© 2023 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD.
5
CL = 1 μF
314
CL = 3.3 μF
330
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
22
µs
CL = 1 μF
214
CL = 3.3 μF
719
VIN = 2.5 V
tON
Turn-on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
301
µs
CL = 1 μF
324
CL = 3.3 μF
348
tOFF
Turn-off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
10
µs
CL = 1 μF
58
CL = 3.3 μF
134
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
265
µs
CL = 1 μF
256
CL = 3.3 μF
260
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
22
µs
CL = 1 μF
217
CL = 3.3 μF
617
VIN = 3.0 V
tON
Turn-on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
261
µs
CL = 1 μF
278
CL = 3.3 μF
298
tOFF
Turn-off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
9
µs
CL = 1 μF
58
CL = 3.3 μF
114
tr
VOUT rise time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
245
µs
CL = 1 μF
241
CL = 3.3 μF
239
tf
VOUT fall time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
21
µs
CL = 1 μF
213
CL = 3.3 μF
604
VIN = 3.6 V
tON
Turn-on time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
233
µs
CL = 1 μF
244
CL = 3.3 μF
262
tOFF
Turn-off time
RL = 500 Ω
CL = 0.1 μF
9
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com