| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U575VG Datasheet(PDF) 111 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U575VG Datasheet(HTML) 111 Page - STMicroelectronics |
|
111 / 329 page ![]() - - - 42K8 64K8 - - 45K8 67K8 PE14 I/O FT_h - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, OCTOSPIM_P1_IO2, FMC_D11, EVENTOUT - - - - 43L865 M9 - - 46L868 M9 PE15 I/O FT_h - TIM1_BKIN, TIM1_CH4N, SPI1_MOSI, OCTOSPIM_P1_IO3, FMC_D12, EVENTOUT - - 27 H6 44K9 66K9 21 29 47K9 69K9 PB10 I/O FT_ fhv - TIM2_CH3, LPTIM3_CH1, I2C4_SCL, I2C2_SCL(boot), SPI2_SCK, USART3_TX, LPUART1_RX, TSC_SYNC, OCTOSPIM_P1_CLK, LPGPIO1_P4, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT WKUP8 - - - 45L967L9 - - - L9 - L9 PB11 I/O FT_fh - TIM2_CH4, I2C4_SDA, I2C2_SDA(boot), SPI2_RDY, USART3_RX, LPUART1_TX, OCTOSPIM_P1_NCS, COMP2_OUT, EVENTOUT - 20 28 K6 46 M10 68 N9 - ----- VLXSMPS S - - - - 21 29 K4 47 M9 69 N10 - ----- VDDSMPS S - - - - 22 30 J5 48 L10 70 M10 - ----- VSSSMPS S - - - - - ------ 22 30 48 L10 70 N11 VCAP S - - - - 23 31 K2 49 M11 71 N11 - ----- VDD11 S - - - - 24 32 J3 50 E9 72 M11 23 31 49 E9 71 M11 VSS S - - - - 25 33 J1 51 D4 73 N12 24 32 50 D4 72 N12 VDD S - - - - Table 26. STM32U575xx pin definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |