| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U575VG Datasheet(PDF) 110 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U575VG Datasheet(HTML) 110 Page - STMicroelectronics |
|
110 / 329 page ![]() - - H8 35 K7 55 L7 - - 38 K7 58 L7 PE7 I/O FT_h - TIM1_ETR, MDF1_SDI2, FMC_D4, SAI1_SD_B, EVENTOUT WKUP6 - - J9 36 J6 56 K7 - - 39 J6 59 K7 PE8 I/O FT_h - TIM1_CH1N, MDF1_CKI2, FMC_D5, SAI1_SCK_B, EVENTOUT WKUP7 - - K8 37 M7 57 J7 - - 40 M7 60 J7 PE9 I/O FT_hv - TIM1_CH1, ADF1_CCK0, MDF1_CCK0, OCTOSPIM_P1_NCLK, FMC_D6, SAI1_FS_B, EVENTOUT - - ---- 58 - - --- 61 - VSS S - - - - - --- J4 59 - - -- J4 62 - VDD S - - - - - - J7 38 J7 60 H8 - - 41 J7 63 H8 PE10 I/O FT_ hav - TIM1_CH2N, ADF1_SDI0, MDF1_SDI4, TSC_G5_IO1, OCTOSPIM_P1_CLK, FMC_D7, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - - - - 39L761 M8 - - 42L764 M8 PE11 I/O FT_ha - TIM1_CH2, SPI1_RDY, MDF1_CKI4, TSC_G5_IO2, OCTOSPIM_P1_NCS, FMC_D8, EVENTOUT - - - - 40J862 N8 - - 43J865 N8 PE12 I/O FT_ha - TIM1_CH3N, SPI1_NSS, MDF1_SDI5, TSC_G5_IO3, OCTOSPIM_P1_IO0, FMC_D9, EVENTOUT - - - -41 M8 63 L8 - -44 M8 66 L8 PE13 I/O FT_ha - TIM1_CH3, SPI1_SCK, MDF1_CKI5, TSC_G5_IO4, OCTOSPIM_P1_IO1, FMC_D10, EVENTOUT - Table 26. STM32U575xx pin definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |