| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 306 page ![]() 3 B1 B1 3 3 C12 D1 D1 3 3 D3 C12 C12 D1 PE4 I/O FT - TRACED1, TIM3_CH2, SAI1_D2, DFSDM1_DATIN3, TSC_G7_IO3, DCMI_D4, LCD_B0, FMC_A20, SAI1_FS_A, EVENTOUT - 4C2 C24 4D9 E4 E4 4 4C2 D9 D9 E4 PE5 I/O FT - TRACED2, TIM3_CH3, SAI1_CK2, DFSDM1_CKIN3, TSC_G7_IO4, DCMI_D6, LCD_G0, FMC_A21, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - 5 D2 D2 5 5 D10 E3 E3 5 5 D4 D10 D10 E3 PE6 I/O FT - TRACED3, TIM3_CH4, SAI1_D1, DCMI_D7, LCD_G1, FMC_A22, SAI1_SD_A, EVENTOUT RTC_TAMP3,W KUP3 6 E2 E2 6 6 E10 E2 E2 6 6 B1 E10 E10 E2 VBAT S - - - - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |