| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 306 page ![]() 36 M6 M6 47 47 H7 L5 L5 33 43 J5 H7 H7 L5 PB1 I/O FT_a - TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, DFSDM1_DATIN0, USART3_RTS_DE, LPUART1_RTS_DE, OCTOSPIM_P1_IO0, LPTIM2_IN1, EVENTOUT COMP1_INM, ADC1_IN16 37 L6 L6 48 48 J7 N5 N5 34 44 H5 J7 J7 N5 PB2 I/O FT_a - RTC_OUT, LPTIM1_OUT, I2C3_SMBA, DFSDM1_CKIN0, OCTOSPIM_P1_DQS, LCD_B1, EVENTOUT COMP1_INP - K6 K6 49 49 K7 M5 M5 - 45 K6 K7 K7 M5 PF11 I/O FT - LCD_DE, DCMI_D12, DSI_TE, EVENTOUT - - J7 J7 50 50 L8 N6 N6 - 46 G5 L8 L8 N6 PF12 I/O FT - OCTOSPIM_P2_DQS, LCD_B0, FMC_A6, EVENTOUT - - - - 51 51 M8 - - - 47 M1 M8 M8 - VSS S - - - - - - - 52 52 L7 N7 N7 - 48 M6 L7 L7 N7 VDD S - - - - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |