| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 78 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 78 Page - STMicroelectronics |
|
78 / 306 page ![]() 7 C1 C1 7 7 D11 E1 E1 7 7 E4 D11 D11 E1 PC13 I/O FT - (1) (2) EVENTOUT RTC_TAMP1/RT C_TS/RTC_OUT ,WKUP2 8D1 D18 8 E11 F1 F1 8 8 D1 E11 E11 F1 PC14- OSC32 _IN (PC14) I/O FT (1) (2) EVENTOUT OSC32_IN 9E1 E19 9 E12 G1 G1 9 9 D2 E12 E12 G1 PC15- OSC32 _OUT (PC15) I/O FT (1) (2) EVENTOUT OSC32_OUT - D6 D6 10 10 E9 F5 F5 - 10 E3 E9 E9 F5 PF0 I/O FT_f - I2C2_SDA, OCTOSPIM_P2_IO0, FMC_A0, EVENTOUT - - D5 D5 11 11 F8 F4 F4 - 11 E2 F8 F8 F4 PF1 I/O FT_f - I2C2_SCL, OCTOSPIM_P2_IO1, FMC_A1, EVENTOUT - - D4 D4 12 12 F12 F3 F3 - 12 E1 F12 F12 F3 PF2 I/O FT - I2C2_SMBA, OCTOSPIM_P2_IO2, FMC_A2, EVENTOUT - - E4 E4 13 13 F11 G3 G3 - 13 E5 F11 F11 G3 PF3 I/O FT - OCTOSPIM_P2_IO3, FMC_A3, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |