| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 306 page ![]() 91 C5 C5 134 135 E8 B5 B5 93 135 B5 E8 E8 B5 PB5 I/O FT_la - LPTIM1_IN1, TIM3_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI, USART1_CK, UART5_CTS, TSC_G2_IO2, DCMI_D10, COMP2_OUT, SAI1_SD_B, TIM16_BKIN, EVENTOUT - 92 B5 B5 135 136 C9 C5 C5 94 136 D5 C9 C9 C5 PB6 I/O FT_fa - LPTIM1_ETR, TIM4_CH1, TIM8_BKIN2, I2C1_SCL, I2C4_SCL, DFSDM1_DATIN5, USART1_TX, TSC_G2_IO3, DCMI_D5, SAI1_FS_B, TIM16_CH1N, EVENTOUT COMP2_INP Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |