| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 306 page ![]() 71 A12 A12 104 104 C2 D13 D13 73 106 B11 C2 C2 D13 PA12 I/O FT_u - TIM1_ETR, SPI1_MOSI, USART1_RTS_DE, CAN1_TX, OTG_FS_DP, EVENTOUT - 72 A11 A11 105 105 B3 A11 A11 74 107 B10 B3 B3 A11 PA13 (JTMS/ SWDIO ) I/O FT - (4) JTMS/SWDIO, IR_OUT, OTG_FS_NOE, SAI1_SD_B, EVENTOUT - 73 C11 C11 106 106 B2 E12 E12 75 108 C11 B2 B2 D12 VDDUS B S- - - - 74 F11 F11 107 107 A1 C12 C12 76 109 A12 A1 A1 C12 VSS S - - - - 75 G11 G11 108 108 B1 C13 C13 77 110 A11 B1 B1 C13 VDD S - - - - - ----- E11 E11 --- ---PH6 I/O FT - I2C2_SMBA, OCTOSPIM_P2_CLK, DCMI_D8, EVENTOUT - - ----- D12 D12 --- ---PH7 I/O FT_f - I2C3_SCL, DCMI_D9, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |