| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L4R5VG Datasheet(PDF) 106 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R5VG Datasheet(HTML) 106 Page - STMicroelectronics |
|
106 / 306 page ![]() 79 C10 C10 112 112 C4 E9 E9 81 114 A9 C4 C4 E9 PC11 I/O FT - DCMI_D2, OCTOSPIM_P1_NCS, SPI3_MISO, USART3_RX, UART4_RX, TSC_G3_IO3, DCMI_D4, SDMMC1_D3, SAI2_MCLK_B, EVENTOUT - 80 B10 B10 113 113 B4 F8 F8 82 115 D9 B4 B4 F8 PC12 I/O FT - TRACED3, SPI3_MOSI, USART3_CK, UART5_TX, TSC_G3_IO4, DCMI_D9, SDMMC1_CK, SAI2_SD_B, EVENTOUT - 81 C9 C9 114 114 A4 B8 B8 83 116 C8 A4 A4 B8 PD0 I/O FT - SPI2_NSS, DFSDM1_DATIN7, CAN1_RX, LCD_B4, FMC_D2, EVENTOUT - Table 15. STM32L4Rxxx pin definitions (continued) Pin number STM32L4R5xxx, STM32L4R7xxx STM32L4R9xxx |